công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LWY1SG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LWY1SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Backlighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWY1SG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LWY1SG_14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
Version 2.5
LW Y1SG
2015-06-12
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
95
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
A = 25 °C)
I
F
30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; TA = 25 °C)
IFM
300
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(T
A = 25 °C)
VR
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)
V
ESD
2
kV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com