công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LWY1SG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LWY1SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Backlighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWY1SG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWY1SG_14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWY1SG_14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2015-06-12
1
2015-06-12
Micro SIDELED 2808
Datasheet
Version 2.5
LW Y1SG
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission. Due
to its low package height it is ideal for applications in
limited space environments.
Micro SIDELED ist eine SMT LED mit seitlicher
Abstrahlrichtung. Aufgrund ihrer niedrigen Bauteilhöhe
ist sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMT package, colored diffused
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Silikon-Verguss
Technology: InGaN on Sapphire
Technologie: InGaN on Sapphire
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
Color: Cx = 0.30, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white); CTR = 8200 K
Farbe: Cx = 0.30, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß);
CTR = 8200 K
Optical efficiency (typ.): 45 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 45 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Coupling into light guides
Einkopplung in Lichtleiter
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten


Số phần tương tự - LWY1SG_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_15 Datasheet
551Kb / 22P
Micro SIDELED 2808
More results

Mô tả tương tự - LWY1SG_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
KWDNLS31.RA OSRAM-KWDNLS31.RA Datasheet
738Kb / 24P
Backlighting
LOE67F OSRAM-LOE67F Datasheet
445Kb / 20P
Backlighting
LOM670 OSRAM-LOM670 Datasheet
479Kb / 19P
Backlighting
LTW5SM OSRAM-LTW5SM Datasheet
633Kb / 21P
Backlighting
LBQH9G OSRAM-LBQH9G Datasheet
741Kb / 21P
Backlighting
LTPWSG OSRAM-LTPWSG Datasheet
759Kb / 22P
Backlighting
LWQ38G OSRAM-LWQ38G Datasheet
562Kb / 22P
Backlighting
LAT67D OSRAM-LAT67D Datasheet
757Kb / 20P
Backlighting
LBE6SG OSRAM-LBE6SG Datasheet
604Kb / 21P
Backlighting
LBE63C OSRAM-LBE63C_16 Datasheet
1Mb / 22P
Backlighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com