công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F100LL bảng dữ liệu(PDF) 175 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F100LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F100LL bảng dữ liệu(HTML) 175 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F100LL Datasheet HTML 171Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 172Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 173Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 174Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 175Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 176Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 177Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 178Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 179Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 175 / 202 page
background image
RL78/G13
3. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (G: INDUSTRIAL APPLICATIONS TA = -40 to +105
C)
Page 175 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
3.6.5 Power supply voltage rising slope characteristics
(TA =
40 to +105C, VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Power supply voltage rising slope
SVDD
54
V/ms
Caution
Make sure to keep the internal reset state by the LVD circuit or an external reset until VDD
reaches the operating voltage range shown in 3.4 AC Characteristics.
3.7 RAM Data Retention Characteristics
(TA =
40 to +105°C, VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Data retention supply voltage
VDDDR
1.44
Note
5.5
V
Note This depends on the POR detection voltage. For a falling voltage, data in RAM are retained until the voltage
reaches the level that triggers a POR reset but not once it reaches the level at which a POR reset is
generated.
VDD
STOP instruction execution
Standby release signal
(interrupt request)
STOP mode
RAM data retention
VDDDR
Operation mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com