công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F100LL bảng dữ liệu(PDF) 118 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F100LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F100LL bảng dữ liệu(HTML) 118 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F100LL Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 115Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 116Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 117Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 118Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 119Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 120Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 121Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 122Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 118 / 202 page
background image
RL78/G13
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA = -40 to +85
C)
Page 118 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
2.6.2 Temperature sensor/internal reference voltage characteristics
(TA =
40 to +85C, 2.4 V  VDD  5.5 V, VSS = 0 V, HS (high-speed main) mode)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Temperature sensor output voltage VTMPS25
Setting ADS register = 80H, TA = +25
C
1.05
V
Internal reference voltage
VBGR
Setting ADS register = 81H
1.38
1.45
1.5
V
Temperature coefficient
FVTMPS
Temperature sensor that depends on the
temperature
3.6
mV/
C
Operation stabilization wait time
tAMP
5
s
2.6.3 POR circuit characteristics
(TA =
40 to +85C, VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
VPOR
Power supply rise time
1.47
1.51
1.55
V
Detection voltage
VPDR
Power supply fall time
1.46
1.50
1.54
V
Minimum pulse width
Note
TPW
300
s
Note Minimum time required for a POR reset when VDD exceeds below VPDR. This is also the minimum time
required for a POR reset from when VDD exceeds below 0.7 V to when VDD exceeds VPOR while STOP mode is
entered or the main system clock is stopped through setting bit 0 (HIOSTOP) and bit 7 (MSTOP) in the clock
operation status control register (CSC).
TPW
VPOR
VPDR or 0.7 V
Supply voltage (VDD)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com