| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PC87415 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PC87415 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - National Semiconductor (TI) |
|
16 / 42 page ![]() 50 Configuration Registers (Continued) Reg RW Description (HEX) 54 RW COMMAND AND CONTROL BLOCK TIMING REGISTER Bit 0 – 3 Command active time (in PCI CLKs) Default e 0111 (Mode 0) 1111 e Reserved 1110 e 3 CLKs 1101 e 4 CLKs 0001 e 16 CLKs 0000 e 17 CLKs Bit 4 – 7 Command recovery time (in PCI CLKs) Default e 1011 (Mode 0) 1111 e 3 CLKs 1110 e 4 CLKs 1101 e 5 CLKs 0001 e 17 CLKs 0000 e 18 CLKs 55 RW SECTOR SIZE Bit 3 – 0 Channel 1 sector size 1111 Not used 1110 512 bytes 1100 1024 bytes 1000 2048 bytes 0000 4096 bytes Bit 7 – 4 Channel 2 sector size 1111 Not used 1110 512 bytes 1100 1024 bytes 1000 2048 bytes 0000 4096 bytes http www nationalcom 16 |