| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L431 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L431 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 200 page ![]() Port C PC0 LPUART1_RX - - - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PC1 LPUART1_TX - - - - - EVENTOUT PC2 - - - - - - EVENTOUT Port C PC3 - - - - SAI1_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PC4 - - - - - - EVENTOUT PC5 - - - - - - EVENTOUT PC6 - TSC_G4_IO1 - SDMMC1_D6 - - EVENTOUT PC7 - TSC_G4_IO2 - SDMMC1_D7 - - EVENTOUT PC8 - TSC_G4_IO3 - SDMMC1_D0 - - EVENTOUT PC9 - TSC_G4_IO4 SDMMC1_D1 - - EVENTOUT PC10 - TSC_G3_IO2 - SDMMC1_D2 - - EVENTOUT PC11 - TSC_G3_IO3 - SDMMC1_D3 - - EVENTOUT PC12 - TSC_G3_IO4 - SDMMC1_CK - - EVENTOUT PC13 - ---- - - EVENTOUT PC14 - ---- - - EVENTOUT PC15 - ---- - - EVENTOUT Port D PD0 - CAN1_RX - - - - - EVENTOUT PD1 - CAN1_TX - - - - - EVENTOUT PD2 - TSC_SYNC - SDMMC1_ CMD - - EVENTOUT Table 16. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 15) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1 CAN1/TSC QUADSPI SDMMC1/ COMP1/ COMP2/ SWPMI1 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT |