| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L431 bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L431 bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - STMicroelectronics |
|
58 / 200 page ![]() Pinouts and pin description STM32L431xx 58/200 DocID028800 Rev 1 --- - - - - 46 M12 PE15 I/O FT - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP1, SPI1_MOSI, QUADSPI_BK1_IO3, EVENTOUT - - 21 21 E3 H4 29 G7 47 L10 PB10 I/O FT_f - TIM2_CH3, I2C2_SCL, SPI2_SCK, USART3_TX, LPUART1_RX, TSC_SYNC, QUADSPI_CLK, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, EVENTOUT - -22 22 F2 H3 30 H7 48 L11 PB11 I/O FT_f - TIM2_CH4, I2C2_SDA, USART3_RX, LPUART1_TX, QUADSPI_BK1_NCS, COMP2_OUT, EVENTOUT - 16 23 23 G2 H2 31 D6 49 F12 VSS S - - - - 17 24 24 G1 H1 32 E6 50 G12 VDD S - - - - - 25 25 F1 G3 33 H8 51 L12 PB12 I/O FT - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP2, I2C2_SMBA, SPI2_NSS, USART3_CK, LPUART1_RTS_DE, TSC_G1_IO1, SWPMI1_IO, SAI1_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - - 26 26 E2 G2 34 G8 52 K12 PB13 I/O FT_f - TIM1_CH1N, I2C2_SCL, SPI2_SCK, USART3_CTS, LPUART1_CTS, TSC_G1_IO2, SWPMI1_TX, SAI1_SCK_A, TIM15_CH1N, EVENTOUT - Table 14. STM32L431xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |