| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F070CB bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F070CB bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 83 page ![]() Pinouts and pin descriptions STM32F070CB/RB/C6/F6 26/83 DocID027114 Rev 3 Table 10. STM32F070xB/6 pin definitions Pin numbers Pin name (function after reset) Pin type Pin functions Alternate functions Additional functions 1 1 - VDD S - - Digital power supply 22 - PC13 I/O TC (1) (2) - WKUP2, RTC_TAMP1, RTC_TS, RTC_OUT 33 - PC14-OSC32_IN (PC14) I/O TC (1) (2) - OSC32_IN 44 - PC15- OSC32_OUT (PC15) I/O TC (1) (2) - OSC32_OUT 55 2 PF0-OSC_IN (PF0) I/O FT - I2C1_SDA(3) OSC_IN 66 3 PF1-OSC_OUT (PF1) I/O FT - I2C1_SCL(3) OSC_OUT 7 7 4 NRST I/O RST - Device reset input / internal reset output (active low) 8 - - PC0 I/O TTa - EVENTOUT ADC_IN10 9 - - PC1 I/O TTa - EVENTOUT ADC_IN11 10 - - PC2 I/O TTa - SPI2_MISO, EVENTOUT ADC_IN12 11 - - PC3 I/O TTa - SPI2_MOSI, EVENTOUT ADC_IN13 12 8 - VSSA S - - Analog ground 13 9 5 VDDA S - - Analog power supply 14 10 6 PA0 I/O TTa (4) USART2_CTS, USART4_TX RTC_ TAMP2, WKUP1, ADC_IN0, 15 11 7 PA1 I/O TTa (4) USART2_RTS, TIM15_CH1N, USART4_RX, EVENTOUT ADC_IN1 16 12 8 PA2 I/O TTa (4) USART2_TX, TIM15_CH1 ADC_IN2, WKUP4 17 13 9 PA3 I/O TTa (4) USART2_RX, TIM15_CH2 ADC_IN3 18 - - VSS S - - Ground 19 - - VDD S - - Digital power supply 20 14 10 PA4 I/O TTa - SPI1_NSS, TIM14_CH1, USART2_CK, USB_NOE(3) ADC_IN4 21 15 11 PA5 I/O TTa - SPI1_SCK ADC_IN5 |