| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8L101x2 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L101x2 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 88 page ![]() Package information STM8L101x1 STM8L101x2 STM8L101x3 76/88 DocID15275 Rev 16 10.5 TSSOP20 package information Figure 49. TSSOP20 - 20-lead thin shrink small package outline 1. Drawing is not to scale. Table 43. TSSOP20 - 20-lead thin shrink small package mechanical data Dim. mm inches(1) Min Typ Max Min Typ Max A - - 1.200 - - 0.0472 A1 0.050 - 0.150 0.0020 - 0.0059 A2 0.800 1.000 1.050 0.0315 0.0394 0.0413 b 0.190 - 0.300 0.0075 - 0.0118 CP - - 0.100 - - 0.0039 c 0.090 - 0.200 0.0035 - 0.0079 D(2) 6.400 6.500 6.600 0.2520 0.2559 0.2598 E 6.200 6.400 6.600 0.2441 0.2520 0.2598 E1(3) 4.300 4.400 4.500 0.1693 0.1732 0.1772 e - 0.650 - 0.1693 0.0256 - L 0.450 0.600 0.750 0.1693 0.0236 0.0295 L1 - 1.000 - - 0.0394 - |