công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC560B54X bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC560B54X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Variable length encoding
PDF  133 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC560B54X bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC560B54X Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics SPC560B54X Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 133 page
background image
Electrical characteristics
SPC560B54x/6x
66/133
DocID15131 Rev 9
VOL
C
C
P
Output low level
SLOW configuration
Push Pull
IOL = 2 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 0
(recommended)
—
—
0.1VDD
V
C
IOL = 2 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 1(2)
—
—
0.1VDD
C
IOL = 1 mA,
VDD = 3.3 V ± 10%,
PAD3V5V = 1
(recommended)
——
0.5
1.
VDD = 3.3 V ± 10% / 5.0 V ± 10%, TA = 40 to 125 °C, unless otherwise specified.
2.
The configuration PAD3V5 = 1 when VDD = 5 V is only a transient configuration during power-up. All pads but RESET and
Nexus output (MDOx, EVTO, MCKO) are configured in input or in high impedance state.
Table 18. SLOW configuration output buffer electrical characteristics (continued)
Symbol
C
Parameter
Conditions(1)
Value
Unit
Min
Typ
Max
Table 19. MEDIUM configuration output buffer electrical characteristics
Symbol C
Parameter
Conditions(1)
Value
Unit
Min
Typ
Max
VOH CC
C
Output high level
MEDIUM configuration
Push Pull
IOH = 3.8 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
0.8VDD
——
V
P
IOH = 2 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
(recommended)
0.8VDD
——
C
IOH = 1 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 1
(2)
0.8VDD
——
C
IOH = 1 mA,
VDD = 3.3 V ± 10%, PAD3V5V = 1
(recommended)
VDD 0.8 —
—
C
IOH = 100 µA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
0.8VDD
——
VOL CC
C
Output low level
MEDIUM configuration
Push Pull
IOL = 3.8 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
——
0.2VDD
V
P
IOL = 2 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
(recommended)
——
0.1VDD
C
IOL = 1 mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 1
(2)
——
0.1VDD
C
IOL = 1 mA,
VDD = 3.3 V ± 10%, PAD3V5V = 1
(recommended)
——
0.5
C
IOL = 100 µA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
——
0.1VDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com