| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6718 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6718 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 71 page ![]() DocID023399 Rev 3 5/71 L6718 List of tables List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 3. Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 4. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 5. Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 6. VID table, both sections, commanded through serial bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 7. Phase number programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 8. CONFIG0/PSI0 pinstrapping in CPU MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 9. CONFIG0/PSI0 pinstrapping in DDR MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 10. CONFIG1/PSI1 pinstrapping in CPU MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 11. CONFIG1/PSI1 pinstrapping in DDR MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 12. CONFIG2/SDA pinstrapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 13. CONFIG3/SCL pinstrapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 14. SMBus addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 15. SMBus interface commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 16. SMBus VID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 17. Power status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 18. L6718 protection at a glance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 19. Multi-phase section OC scaling and power states . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Table 20. VFQFPN56 7x7 mm mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 21. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 |