công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6718 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6718
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMBus interface for power management
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6718 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics

Back Button L6718 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L6718 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 71 page
background image
DocID023399 Rev 3
25/71
L6718
VID tables
1
F
0.400
5
F
0.730
9
F
1.040
D
F
1.360
2
0
0.405
6
0
0.735
A
0
1.045
E
0
1.365
2
1
0.410
6
1
0.740
A
1
1.050
E
1
1.370
2
2
0.415
6
2
0.745
A
2
1.055
E
2
1.375
2
3
0.420
6
3
0.750
A
3
1.060
E
3
1.380
2
4
0.425
6
4
0.755
A
4
1.065
E
4
1.385
2
5
0.430
6
5
0.760
A
5
1.070
E
5
1.390
2
6
0.435
6
6
0.765
A
6
1.075
E
6
1.395
2
7
0.440
6
7
0.770
A
7
1.080
E
7
1.400
2
8
0.445
6
8
0.775
A
8
1.085
E
8
1.405
2
9
0.450
6
9
0.780
A
9
1.090
E
9
1.410
2
A
0.455
6
A
0.785
A
A
1.095
E
A
1.415
2
B
0.460
6
B
0.790
A
B
1.100
E
B
1.420
2
C
0.465
6
C
0.795
A
C
1.105
E
C
1.425
2
D
0.470
6
D
0.800
A
D
1.110
E
D
1.430
2
E
0.475
6
E
0.805
A
E
1.115
E
E
1.435
2
F
0.480
6
F
0.810
A
F
1.120
E
F
1.440
3
0
0.485
7
0
0.815
B
0
1.125
F
0
1.445
3
1
0.490
7
1
0.820
B
1
1.130
F
1
1.450
3
2
0.495
7
2
0.825
B
2
1.135
F
2
1.455
3
3
0.500
7
3
0.830
B
3
1.140
F
3
1.460
3
4
0.505
7
4
0.835
B
4
1.145
F
4
1.465
3
5
0.510
7
5
0.840
B
5
1.150
F
5
1.470
3
6
0.515
7
6
0.845
B
6
1.155
F
6
1.475
3
7
0.520
7
7
0.850
B
7
1.160
F
7
1.480
3
8
0.525
7
8
0.855
B
8
1.165
F
8
1.485
3
9
0.530
7
9
0.860
B
9
1.170
F
9
1.490
3
A
0.535
7
A
0.865
B
A
1.175
F
A
1.495
3
B
0.540
7
B
0.870
B
B
1.180
F
B
1.500
3
C
0.545
7
C
0.875
B
C
1.185
F
C
1.505
3
D
0.550
7
D
0.880
B
D
1.190
F
D
1.510
3
E
0.555
7
E
0.905
B
E
1.195
F
E
1.515
3
F
0.560
7
F
0.880
B
F
1.200
F
F
1.520
Table 6. VID table, both sections, commanded through serial bus (continued)
HEX code
VOUT
[V]
HEX code
VOUT
[V]
HEX code
VOUT
[V]
HEX code
VOUT
[V]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71