| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM1871 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1871 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 64 page ![]() STM32446E-EVAL IO assignment UM1871 38/64 DocID027604 Rev 3 83 VSS_8 - - - 84 VDD_8 - - - 85 PD14 FMC_D0 - - 86 PD15 FMC_D1 - - 87 PG2 FMC_A12 - - 88 PG3 MFX_WAKEUP - - 89 PG4 FMC_BA0 - - 90 PG5 FMC_BA1 - - 91 PG6 QSPI_BK1_NCS ICL_shutout_GPIO - 92 PG7 RF_USART6_CK - - 93 PG8 FMC_SDCLK - - 94 VSS_9 - - - 95 VDD_1_USB3 3 - - - 96 PC6 - UH_TIM8_CH1 D0 97 PC7 RF_USART6_RX VH_TIM8_CH2 D1 98 PC8 SDCARD_D0 WH_TIM8_CH3 D2 99 PC9 SDCARD_D1 - D3 100 PA8 RF_INT1 PFC_Sync_TIM1_CH1 - 101 PA9 USB_FS_VBUS USART1_TX RF_SPI2_SCK - - 102 PA10 USB_FS_ID USART1_RX - - 103 PA11 USB_FS_DM PFC_PWM_TIM1_CH4 - 104 PA12 USB_FS_DP - - 105 PA13 JTMS-SWDIO - - 106 VCAP2 - - - 107 VSS_2 - - - 108 VDD_2 - - - 109 PA14 JTCK-SWCLK - - 110 PA15 JTDI - - 111 PC10 SDCARD_D2 - D8 Table 23. IOs assignment (continued) Pin name Default configuration Motor control configuration Camera configuration |