| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM1871 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1871 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 64 page ![]() Hardware layout and configuration UM1871 24/64 DocID027604 Rev 3 31 PA10 MFX_GPIO10 XSDN Output Camera 32 PA11 MFX_GPIO11 RSTI Output Camera 33 PA12 MFX_GPIO12 Camera_PLUG Input Camera 38 PA15 MFX_GPO7 LD4 Output LED 39 PB3 MFX_GPIO3 JOY_DOWN Input Joystick 40 PB4 MFX_GPIO4 JOY_UP Input Joystick Table 11. MFX signals (continued) Pin number of MFX Pin name of MFX MFX functions Function of STM32446E-EVAL Direction (For MFX) Terminal device |