| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM1871 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1871 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 64 page ![]() STM32446E-EVAL IO assignment UM1871 36/64 DocID027604 Rev 3 25 NRST - - - 26 PC0 ULPI_STP Bus_Voltage_ADC123_IN10 - 27 PC1 Mems_SPI3_MOSI Heatsink_Temperature _ADC123_IN12 - 28 PC2 ULPI_DIR PFC_IndCurr_ADC123_IN12 - 29 PC3 ULPI_NXT PFC_Vac_ADC123_IN13 - 30 VDD_12 - - - 31 VSSA - - - 32 VREF+ - - - 33 VDDA - - - 34 PA0-WKUP MFX_IRQ_OUT - - 35 PA1 SAI2_MCLK_B Current_ADC123_IN1 - 36 PA2 SAI2_SCK_B Current_ADC123_IN2 - 37 PA3 ULPI_D0 RF_ADCa_123_IN3 Current_ADC123_IN3 - 38 VSS_4 - - - 39 VDD_4 - - - 40 PA4 ADC12_IN4 - HSYNC 41 PA5 ULPI_CK RF_ADCb_12_IN5 UL_TIM8_CH1N 42 PA6 - STOP_TIM8_BKIN PIXCLK 43 PA7 FMC_SDNWE - - 44 PC4 FMC_SDNE0 - - 45 PC5 FMC_SDCKE0 - - 46 PB0 ULPI_D1 VL_TIM8_CH2N - 47 PB1 ULPI_D2 WL_TIM8_CH3N - 48 PB2 / BOOT1 BOOT1 ULPI_D4 - - 49 PF11 FMC_SDNRAS - - 50 PF12 FMC_A6 - - 51 VSS_6 - - - 52 VDD_6 - - - Table 23. IOs assignment (continued) Pin name Default configuration Motor control configuration Camera configuration |