| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
A5975AD bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
A5975AD bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 50 page ![]() Application information A5975AD 36/50 Doc ID 018761 Rev 1 Figure 23. PCB layout (component side) Figure 24. PCB layout (bottom side) Table 9. Component list Reference Part number Description Manufacturer C1 UMK325BJ106MM-T 10 µF, 50 V Taiyo Yuden C2 68 nF, 5%, 0603 C3 150 pF, 5%, 0603 C4 22 nF, 5%, 0603 C10 POSCAP 6TVB330ML 330 µF, 25 m Ω Sanyo R1 5.6 k Ω, 1%, 0.1 W 0603 R2 3.3 k Ω, 1%, 0.1 W 0603 R3 4.7 k Ω, 1%, 0.1 W 0603 D1 STPS3L40U 3 A, 40 V STMicroelectronics L1 MSS1246T-103ML 10 µH, IRMS 20 °C 2.8 A Coilcraft |