công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320VC5441APGF bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320VC5441APGF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed-Point Digital Signal Processor
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320VC5441APGF bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMS320VC5441APGF Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 91 page
background image
Functional Overview
31
December 1999 − Revised October 2008
SPRS122F
Page 0
Data Memory
Page 1
Program Memory
Page 2
Page 3
0000h
8000h
FFFFh
Page 0
MPDA
Page 1
Reserved
: Remapped areas
McBSP DXR/DRR MMRegs only
0020h
0060h
MPDA
MPDA
MPDA
MPDA
MPDA
MPAB0
MPAB1
MDA0
MDA1
MPAB0
MPAB1
NOTES: A. MPDA: local program/data memory in subsystem A
B. MDA: local data memory in subsystem A
C. MPAB: two-way shared program memory in subsystems A and B
Figure 3−8. Subsystem A Local DMA Memory Map
Page 0
Data Memory
Page 1
Program Memory
Page 2
Page 3
0000h
8000h
FFFFh
Page 0
MPDB
MDB0
Page 1
MDB1
Reserved
McBSP DXR/DRR MMRegs only
MPDB
MPDB
MPDB
MPDB
MPDB
MPAB2
MPAB3
: Remapped areas
0020h
0060h
MPAB2
MPAB3
NOTES: A. MPDB: local program/data memory in subsystem B
B. MDB: local data memory in subsystem B
C. MPAB: two-way shared program memory in subsystems A and B
Figure 3−9. Subsystem B Local DMA Memory Map



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com