| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STLED524 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLED524 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 72 page ![]() DocID026217 Rev 1 45/72 STLED524 Detailed description Figure 22. Serial output timing Data are captured on SCK rising edge and are propagated to SCK falling edge. SCK is low when it is in idle mode. SPI master selects one slave at a time through 5 pF Cmax SS signal. GIPG2103141054LM |