| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STLED524 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLED524 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 72 page ![]() Table 55. Pattern data for example 1 Row 0 123 4 Col. Add Dimm. S&D(1) Add Dimm. S&D Add Dimm. S&D Add Dimm. S&D Add Dimm. S&D A 0x00 0xFF 0x04 0x02 0xFF 0x04 0x04 0xFF 0x04 0x06 0xFF 0x04 0x08 0xFF 0x04 B 0x0A 0xFF 0x04 0x0C 0x00 0x00 0x0E 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x12 0xFF 0x04 C 0x14 0xFF 0x04 0x16 0x00 0x00 0x18 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x1C 0xFF 0x04 D 0x1E 0xFF 0x04 0x20 0x00 0x00 0x22 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x26 0xFF 0x04 E 0x28 0xFF 0x04 0x2A 0x00 0x00 0x2C 0x00 0x00 0x2E 0x00 0x00 0x30 0xFF 0x04 F 0x32 0xFF 0x04 0x34 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x38 0x00 0x00 0x3A 0xFF 0x04 G 0x3C 0xFF 0x04 0x3E 0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0x42 0x00 0x00 0x44 0xFF 0x04 H 0x46 0xFF 0x04 0x48 0x00 0x00 0x4A 0x00 0x00 0x4C 0x00 0x00 0x4E 0xFF 0x04 I 0x50 0xFF 0x04 0x52 0x00 0x00 0x54 0x00 0x00 0x56 0x00 0x00 0x58 0xFF 0x04 J 0x5A 0xFF 0x04 0x5C 0x00 0x00 0x5E 0x00 0x00 0x60 0x00 0x00 0x62 0xFF 0x04 K 0x64 0xFF 0x04 0x66 0x00 0x00 0x68 0x00 0x00 0x6A 0x00 0x00 0x6C 0xFF 0x04 L 0x6E 0xFF 0x04 0x70 0x00 0x00 0x72 0x00 0x00 0x74 0x00 0x00 0x76 0xFF 0x04 M 0x78 0xFF 0x04 0x7A 0x00 0x00 0x7C 0x00 0x00 0x7E 0x00 0x00 0x80 0xFF 0x04 N 0x82 0xFF 0x04 0x84 0x00 0x00 0x86 0x00 0x00 0x88 0x00 0x00 0x8A 0xFF 0x04 O 0x8C 0xFF 0x04 0x8E 0x00 0x00 0x90 0x00 0x00 0x92 0x00 0x00 0x94 0xFF 0x04 P 0x96 0xFF 0x04 0x98 0x00 0x00 0x9A 0x00 0x00 0x9C 0x00 0x00 0x9E 0xFF 0x04 Q 0xA0 0xFF 0x04 0xA2 0x00 0x00 0xA4 0x00 0x00 0xA6 0x00 0x00 0xA8 0xFF 0x04 R 0xAA 0xFF 0x04 0xAC 0x00 0x00 0xAE 0x00 0x00 0xB0 0x00 0x00 0xB2 0xFF 0x04 S 0xB4 0xFF 0x04 0xB6 0x00 0x00 0xB8 0x00 0x00 0xBA 0x00 0x00 0xBC 0xFF 0x04 T 0xBE 0xFF 0x04 0xC0 0x00 0x00 0xC2 0x00 0x00 0xC4 0x00 0x00 0xC6 0xFF 0x04 U 0xC8 0xFF 0x04 0xCA 0x00 0x00 0xCC 0x00 0x00 0xCE 0x00 0x00 0xD0 0xFF 0x04 V 0xD2 0xFF 0x04 0xD4 0x00 0x00 0xD6 0x00 0x00 0xD8 0x00 0x00 0xDA 0xFF 0x04 |