công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGWA15H120DF2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGWA15H120DF2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGWA15H120DF2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGWA15H120DF2 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STGW15H120DF2, STGWA15H120DF2
10/18
DocID023751 Rev 5
Figure 26. Thermal impedance for IGBT
Figure 27. Thermal impedance for diode
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
tp(s)
10
-2
10
-1
K
0.2
0.05
0.02
0.01
0.1
Zth=k Rthj-c
δ=tp/t
tp
t
Single pulse
δ=0.5
ZthTO2T_B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com