công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD9N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD9N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extremely low gate charge
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD9N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD9N60M2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
DocID024399 Rev 2
5/21
STD9N60M2, STP9N60M2, STU9N60M2
Electrical characteristics
Table 8. Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
I
SD
Source-drain current
-
5.5
A
I
SDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area.
Source-drain current (pulsed)
-
22
A
V
SD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 μs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
I
SD
= 5.5 A, V
GS
= 0
-
1.6
V
t
rr
Reverse recovery time
I
SD
= 5.5 A, di/dt = 100 A/μs
V
DD
= 60 V (see
Figure 18)
-
265
ns
Q
rr
Reverse recovery charge
-
1.65
μC
I
RRM
Reverse recovery current
-
12.5
A
t
rr
Reverse recovery time
I
SD
= 5.5 A, di/dt = 100 A/μs
V
DD
= 60 V, T
j
= 150 °C
(see
Figure 18)
-
377
ns
Q
rr
Reverse recovery charge
-
2.3
μC
I
RRM
Reverse recovery current
-
12.2
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com