công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD9N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD9N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extremely low gate charge
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD9N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STD9N60M2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
DocID024399 Rev 2
3/21
STD9N60M2, STP9N60M2, STU9N60M2
Electrical ratings
1
Electrical ratings
Table 2. Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
V
GS
Gate-source voltage
± 25
V
I
D
Drain current (continuous) at T
C
= 25 °C
5.5
A
I
D
Drain current (continuous) at T
C
= 100 °C
3.6
A
I
DM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area..
Drain current (pulsed)
22
A
P
TOT
Total dissipation at T
C
= 25 °C
60
W
dv/dt
(2)
2.
I
SD
≤ 5.5 A, di/dt ≤ 400 A/μs; V
DS peak
< V
(BR)DSS
, V
DD
=400 V
Peak diode recovery voltage slope
15
V/ns
dv/dt
(3)
3.
V
DS ≤
480 V
MOSFET dv/dt ruggedness
50
T
stg
Storage temperature
- 55 to 150
°C
T
j
Max. operating junction temperature
150
Table 3. Thermal data
Symbol
Parameter
Value
Unit
DPAK
TO-220
IPAK
R
thj-case
Thermal resistance junction-case max
2.08
°C/W
R
thj-pcb
Thermal resistance junction-pcb max
(1)
1.
When mounted on 1 inch² FR-4, 2 Oz copper board
50
°C/W
R
thj-amb
Thermal resistance junction-ambient max
100
°C/W
Table 4. Avalanche characteristics
Symbol
Parameter
Value
Unit
I
AR
Avalanche current, repetetive or not repetetive
(pulse width limited by T
jmax
)
2A
E
AS
Single pulse avalanche energy (starting T
j
=25°C,
I
D
= I
AR
; V
DD
=50)
105
mJ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com