công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD9N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD9N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extremely low gate charge
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD9N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STD9N60M2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD9N60M2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
DocID024399 Rev 2
7/21
STD9N60M2, STP9N60M2, STU9N60M2
Electrical characteristics
Figure 8.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 9.
Static drain-source on-resistance
VGS
6
4
2
0
0
2
Qg(nC)
(V)
8
8
4
6
10
VDD=480V
ID=5.5A
10
12
0
100
200
300
400
500
VDS
VDS
(V)
AM15869v1
RDS(on)
0.720
0.710
0.700
0.690
0
4
ID(A)
(
Ω)
2
0.730
0.740
0.750
13
5
0.760
VGS=10A
AM15868v1
Figure 10.
Capacitance variations
Figure 11.
Output capacitance stored energy
Figure 12.
Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 13.
Normalized on-resistance vs
temperature
C
100
10
1
0.1
0.1
1
VDS(V)
(pF)
10
Ciss
Coss
Crss
100
1000
AM15870v1
Eoss
2
1
0
0
100
VDS(V)
(µJ)
400
200
300
500
600
AM15874v1
VGS(th)
0.8
0.7
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
0.9
75
25
50
100 125
1.0
1.1
ID=250µA
AM15871v1
RDS(on)
1.1
0.9
0.7
0.5
-50
TJ(°C)
(norm)
-25
25
0
50
125
1.7
1.5
1.3
VGS=10 V
ID=3 A
75
100
1.9
2.1
2.3
2.5
AM15872v1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com