| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L476VE bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L476VE bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - STMicroelectronics |
|
91 / 232 page ![]() DocID025976 Rev 4 91/232 STM32L476xx Memory mapping 92 APB1 0x4000 9800 - 0x4000 FFFF 26 KB Reserved 0x4000 9400 - 0x4000 97FF 1 KB LPTIM2 0x4000 8C00 - 0x4000 93FF 2 KB Reserved 0x4000 8800 - 0x4000 8BFF 1 KB SWPMI1 0x4000 8400 - 0x4000 87FF 1 KB Reserved 0x4000 8000 - 0x4000 83FF 1 KB LPUART1 0x4000 7C00 - 0x4000 7FFF 1 KB LPTIM1 0x4000 7800 - 0x4000 7BFF 1 KB OPAMP 0x4000 7400 - 0x4000 77FF 1 KB DAC 0x4000 7000 - 0x4000 73FF 1 KB PWR 0x4000 6800 - 0x4000 6FFF 1 KB Reserved 0x4000 6400 - 0x4000 67FF 1 KB CAN1 0x4000 6000 - 0x4000 63FF 1 KB Reserved 0x4000 5C00- 0x4000 5FFF 1 KB I2C3 0x4000 5800 - 0x4000 5BFF 1 KB I2C2 0x4000 5400 - 0x4000 57FF 1 KB I2C1 0x4000 5000 - 0x4000 53FF 1 KB UART5 0x4000 4C00 - 0x4000 4FFF 1 KB UART4 0x4000 4800 - 0x4000 4BFF 1 KB USART3 0x4000 4400 - 0x4000 47FF 1 KB USART2 Table 18. STM32L476xx memory map and peripheral register boundary addresses (continued)(1) Bus Boundary address Size (bytes) Peripheral |