| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L476VE bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L476VE bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - STMicroelectronics |
|
83 / 232 page ![]() Port D PD0 - CAN1_RX - - FMC_D2 - - EVENTOUT PD1 - CAN1_TX - - FMC_D3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX TSC_SYNC - LCD_COM7/ LCD_SEG31/ LCD_SEG43 SDMMC1_CMD - - EVENTOUT PD3 - - - - FMC_CLK - - EVENTOUT PD4 - - - - FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - - - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - - - FMC_NWAIT SAI1_SD_A - EVENTOUT PD7 - - - - FMC_NE1 - - EVENTOUT PD8 - - - LCD_SEG28 FMC_D13 - - EVENTOUT PD9 - - - LCD_SEG29 FMC_D14 SAI2_MCLK_ A - EVENTOUT PD10 - TSC_G6_IO1 - LCD_SEG30 FMC_D15 SAI2_SCK_A - EVENTOUT PD11 - TSC_G6_IO2 - LCD_SEG31 FMC_A16 SAI2_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PD12 - TSC_G6_IO3 - LCD_SEG32 FMC_A17 SAI2_FS_A LPTIM2_IN1 EVENTOUT PD13 - TSC_G6_IO4 - LCD_SEG33 FMC_A18 - LPTIM2_OUT EVENTOUT PD14 - - - LCD_SEG34 FMC_D0 - - EVENTOUT PD15 - - - LCD_SEG35 FMC_D1 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 16) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4, UART5, LPUART1 CAN1, TSC OTG_FS, QUADSPI LCD SDMMC1, COMP1, COMP2, FMC, SWPMI1 SAI1, SAI2 TIM2, TIM15, TIM16, TIM17, LPTIM2 EVENTOUT |