| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L476VE bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L476VE bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 232 page ![]() DocID025976 Rev 4 63/232 STM32L476xx Pinouts and pin description 92 --- - M4 - OPAMP2_VINM I TT - - - 23 H4 H4 32 J5 43 PA7 I/O FT_la - TIM1_CH1N, TIM3_CH2, TIM8_CH1N, SPI1_MOSI, QUADSPI_BK1_IO2, LCD_SEG4, TIM17_CH1, EVENTOUT OPAMP2_ VINM, ADC12_ IN12 24 J7 J7 33 K5 44 PC4 I/O FT_la - USART3_TX, LCD_SEG22, EVENTOUT COMP1_ INM, ADC12_ IN13 25 J6 J6 34 L5 45 PC5 I/O FT_la - USART3_RX, LCD_SEG23, EVENTOUT COMP1_ INP, ADC12_ IN14, WKUP5 26 J5 J5 35 M5 46 PB0 I/O TT_la - TIM1_CH2N, TIM3_CH3, TIM8_CH2N, USART3_CK, QUADSPI_BK1_IO1, LCD_SEG5, COMP1_OUT, EVENTOUT OPAMP2_ VOUT, ADC12_ IN15 27 J4 J4 36 M6 47 PB1 I/O FT_la - TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N, DFSDM_DATIN0, USART3_RTS_DE, QUADSPI_BK1_IO0, LCD_SEG6, LPTIM2_IN1, EVENTOUT COMP1_ INM, ADC12_ IN16 28 J3 J3 37 L6 48 PB2 I/O FT_a - RTC_OUT, LPTIM1_OUT, I2C3_SMBA, DFSDM_CKIN0, EVENTOUT COMP1_ INP - - - - K6 49 PF11 I/O FT - EVENTOUT - - - - - J7 50 PF12 I/O FT - FMC_A6, EVENTOUT - --- - - 51 VSS S - - - - --- - - 52 VDD S - - - - --- - K7 53 PF13 I/O FT - DFSDM_DATIN6, FMC_A7, EVENTOUT - --- - J8 54 PF14 I/O FT - DFSDM_CKIN6, TSC_G8_IO1, FMC_A8, EVENTOUT - Table 15. STM32L476xxSTM32L476xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |