công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSD1828Z bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SSD1828Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SSD1828Z bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SSD1828Z Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1828Z Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 43 page
background image
SSD1828
Rev 1.10
07/2002
SOLOMON
24
Contrast Curve
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
10
20304050
6070
Contrast[0~63]
Vout
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
Figure 8 - Contrast Control Voltage Range Curve (VDD=2.775V; VCI=3.5V; TC=-0.05%/
oC)
8.15 Set Contrast Control Register
This command adjusts the contrast of the LCD panel by changing Vout of the LCD drive voltage
provided by the On-Chip power circuits. Vout is set with 64 steps (6-bit) contrast control register.
It is a compound commands:
Figure 9 - Contrast Control Flow Set Segment Re-map
Changes
Complete?
No
Yes
Set Contrast Control Register
Contrast Level Data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com