công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM3725CUS bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM3725CUS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processors
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM3725CUS bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - Texas Instruments

Back Button DM3725CUS Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 93Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 280 page
background image
DM3730, DM3725
SPRS685D
– AUGUST 2010 – REVISED JULY 2011
www.ti.com
Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued)
CBP
CBC
CUS
MODE 0
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
MODE 6
MODE
7
Bottom
Top
Bottom
Top
AG8
NA
AF9
NA
AC11
etk_d14
hsusb2_dat gpio_28
mm2_rxrcv
hw_dbg
a0
16
AH8
NA
AE9
NA
AD12
etk_d15
hsusb2_dat gpio_29
mm2_txse0
hw_dbg
a1
17
AC4, J4, H4,
NA
AC21, D15,
NA
F12, F13,
vdd_core
D8, AE9, D9,
G11, G18,
G12, G13,
D15, Y16,
H20, M7,
H12, H13,
AE18, Y18,
M17, R20, T7,
J17, J18,
W18, K18,
Y8, Y12
K17, K18,
J18, AE19,
K19, L14,
Y19, U19,
L15, M14,
T19, N19,
M15, R17,
M19, J19,
R18, R19,
Y20, W20,
T17, T18,
V20, U20,
T19, T20
P20, N20,
K20, J20,
D22, D23,
AE24, M25,
L25, E25
Y9, W9, T9,
NA
D13, G9,
NA
F10, G9, G10, vdd_mpu_iva
R9, M9, L9,
G12, H7, K11,
H9, H10, J9,
J9, Y10, U10,
L9, M9, M10,
J10, L11, L12,
T10, R10,
N7, N8, P10,
M6, M7, M8,
N10, M10,
U7, U11, U13,
M12, N6, N7,
L10, J10,
V7, V11, W9,
N8, R6, R7,
Y11, W11,
Y9, Y11
R8, T7, T8,
K11, J11,
U12, U13,
W12, K13,
V12, V13,
Y14, K14,
W12, W13
J14, Y15,
W15, J15
U4
NA
D6
NA
N21
cap_vdd_bb_
mpu_iva
AA15
NA
K14
NA
Y12
cap_vddu_wk
up_logic
K15
NA
K13
NA
G18
vdda_dplls_dll
W16
NA
U12
NA
AA12
vdds_sram
AD3, AD4,
NA
A18, AC7,
A3,A15,B5,F2 M17, M18,
vdds
W4, AF8,
AC15, AC18,
,F21,L20,W21 M19, N17,
AE8, AF16,
AC24, AD20,
N18, N19,
AE16, AF23,
AE10, C11,
U10, V9, V10,
AE23, F25,
D9, E24, G4,
W9, W10, Y9
F26, AG27
J15, J18, L7,
L24, M4, T4,
T24, W24,
Y4, AB24
U1, J1, F1,
AC5, P1, H1, NA
NA
E16, F15,
vdds_mem
J2, F2, R4,
F23, E1, C23,
F16, G15,
B5, A5, AH6,
A4, A7, A10,
G16, H15, J6,
B8, A8, B12,
A15, A18
J7, J8, K6,
A12, D16,
K7, K8
C16, B18,
A18, B22,
A22, G28,
C28
AA16
NA
U14
NA
U17
vdda_dpll_per
AA14
NA
W14
NA
AA13
vdda_wkup_b
g_bb
90
TERMINAL DESCRIPTION
Copyright
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): DM3730 DM3725



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com