công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM3725CUS bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM3725CUS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processors
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM3725CUS bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Texas Instruments

Back Button DM3725CUS Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 280 page
background image
DM3730, DM3725
www.ti.com
SPRS685D
– AUGUST 2010 – REVISED JULY 2011
Table 2-2. Ball Characteristics (CBC Pkg.)(5) (continued)
BALL
BALL TOP
PIN NAME [2]
MODE [3]
TYPE [4]
BALL
BALL RESET RESET
POWER [8] HYS [9]
BUFFER
PULLUP
IO CELL
BOTTOM
[1]
RESET
REL. STATE
REL. MODE
STRENGTH /DOWN
[12]
[1]
STATE [5]
[6]
[7]
(mA) [10]
TYPE [11]
hsusb1_data7
3
IO
gpio_17
4
IO
hw_dbg5
7
O
Y3
NA
etk_d4
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
mcbsp5_dr
1
I
mmc3_dat0
2
IO
hsusb1_data4
3
IO
gpio_18
4
IO
hw_dbg6
7
O
AB1
NA
etk_d5
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
mcbsp5_fsx
1
IO
mmc3_dat1
2
IO
hsusb1_data5
3
IO
gpio_19
4
IO
hw_dbg7
7
O
AE3
NA
etk_d6
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
mcbsp5_dx
1
O
mmc3_dat2
2
IO
hsusb1_data6
3
IO
gpio_20
4
IO
hw_dbg8
7
O
AD2
NA
etk_d7
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
mcspi3_cs1
1
O
mmc3_dat7
2
IO
hsusb1_data3
3
IO
gpio_21
4
IO
mm1_txen_n
5
IO
hw_dbg9
7
O
AA4
NA
etk_d8
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
mmc3_dat6
2
IO
hsusb1_dir
3
I
gpio_22
4
IO
hw_dbg10
7
O
V2
NA
etk_d9
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
mmc3_dat5
2
IO
hsusb1_nxt
3
I
gpio_23
4
IO
mm1_rxdm
5
IO
hw_dbg11
7
O
AE4
NA
etk_d10
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
uart1_rx
2
I
hsusb2_clk
3
O
gpio_24
4
IO
hw_dbg12
7
O
AF6
NA
etk_d11
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
hsusb2_stp
3
O
gpio_25
4
IO
mm2_rxdp
5
IO
hw_dbg13
7
O
AE6
NA
etk_d12
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
hsusb2_dir
3
I
gpio_26
4
IO
hw_dbg14
7
O
AF7
NA
etk_d13
0
O
L
L
4
vdds
Yes
4
PU/ PD
LVCMOS
hsusb2_nxt
3
I
Copyright
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
TERMINAL DESCRIPTION
59
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): DM3730 DM3725



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com