công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM3725CUS bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM3725CUS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processors
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM3725CUS bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - Texas Instruments

Back Button DM3725CUS Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 280 page
background image
DM3730, DM3725
SPRS685D
– AUGUST 2010 – REVISED JULY 2011
www.ti.com
Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued)
CBP
CBC
CUS
MODE 0
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
MODE 6
MODE
7
Bottom
Top
Bottom
Top
K27
NA
N25
NA
J23
cam_d8
gpio_107
(1)
safe_mo
de
L27
NA
N26
NA
K23
cam_d9
gpio_108
(1)
safe_mo
de
B25
NA
D25
NA
F21
cam_d10
gpio_109
hw_dbg8
safe_mo
de
C26
NA
E26
NA
G21
cam_d11
gpio_110
hw_dbg9
safe_mo
de
B26
NA
E25
NA
C22
cam_xclkb
gpio_111
safe_mo
de
B23
NA
A23
NA
F18
cam_wen
cam_shutter
gpio_167
hw_dbg10
safe_mo
de
D25
NA
D26
NA
J20
cam_strobe
gpio_126
hw_dbg11
safe_mo
de
AG19
NA
AD17
NA
NA
gpio_112
(1)
safe_mo
de
AH19
NA
AD16
NA
NA
gpio_113
(1)
safe_mo
de
AG18
NA
AE18
NA
NA
gpio_114
(1)
safe_mo
de
AH18
NA
AE17
NA
NA
gpio_115
(1)
safe_mo
de
P21
NA
U18
NA
V20
mcbsp2_fsx
gpio_116
safe_mo
de
N21
NA
R18
NA
T21
mcbsp2_clkx
gpio_117
safe_mo
de
R21
NA
T18
NA
V19
mcbsp2_dr
gpio_118
safe_mo
de
M21
NA
R19
NA
R20
mcbsp2_dx
gpio_119
safe_mo
de
N28
NA
N19
NA
M23
mmc1_clk
gpio_120
(2)
safe_mo
de
M27
NA
L18
NA
L23
mmc1_cmd
gpio_121
(2)
safe_mo
de
N27
NA
M19
NA
M22
mmc1_dat0
gpio_122
(2)
safe_mo
de
N26
NA
M18
NA
M21
mmc1_dat1
gpio_123
(2)
safe_mo
de
N25
NA
K18
NA
M20
mmc1_dat2
gpio_124
(2)
safe_mo
de
P28
NA
N20
NA
N23
mmc1_dat3
gpio_125
(2)
safe_mo
de
P27
NA
M20
NA
N22
gpio_126
(2)
safe_mo
de
P26
NA
P17
NA
NA
gpio_127
(2)
safe_mo
de
R27
NA
P18
NA
NA
gpio_128
safe_mo
de
R25
NA
P19
NA
P24
gpio_129
(2)
safe_mo
de
AE2
NA
W10
NA
Y1
mmc2_clk
mcspi3_clk
gpio_130
safe_mo
de
AG5
NA
R10
NA
AB5
mmc2_cmd
mcspi3_simo
gpio_131
safe_mo
de
AH5
NA
T10
NA
AB3
mmc2_dat0
mcspi3_somi
gpio_132
safe_mo
de
AH4
NA
T9
NA
Y3
mmc2_dat1
gpio_133
safe_mo
de
AG4
NA
U10
NA
W3
mmc2_dat2
mcspi3_cs1
gpio_134
safe_mo
de
AF4
NA
U9
NA
V3
mmc2_dat3
mcspi3_cs0
gpio_135
safe_mo
de
AE4
NA
V10
NA
AB2
mmc2_dat4
mmc2_dir_dat
mmc3_dat0 gpio_136
safe_mo
0
de
AH3
NA
M3
NA
AA2
mmc2_dat5
mmc2_dir_dat cam_global_res mmc3_dat1 gpio_137
mm3_rxdp
safe_mo
1
et
de
86
TERMINAL DESCRIPTION
Copyright
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): DM3730 DM3725



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com