công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA84C643 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA84C643
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit microcontrollers with OSD and VST
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCA84C643 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA84C643 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors PCA84C643 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 40 page
background image
1996 Nov 29
38
Philips Semiconductors
Product specification
8-bit microcontrollers with OSD and VST
84C44X; 84C64X; 84C84X
18 PACKAGE OUTLINE
UNIT
b1
cE
e
MH
L
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT270-1
90-02-13
95-02-04
b
max.
w
M E
e 1
1.3
0.8
0.53
0.40
0.32
0.23
38.9
38.4
14.0
13.7
3.2
2.9
0.18
1.778
15.24
15.80
15.24
17.15
15.90
1.73
5.08
0.51
4.0
MH
c
(e )
1
ME
A
L
A1
w M
b1
e
D
A 2
Z
42
1
22
21
b
E
pin 1 index
0
5
10 mm
scale
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
(1)
(1)
D
(1)
Z
A
max.
12
A
min.
A
max.
SDIP42: plastic shrink dual in-line package; 42 leads (600 mil)
SOT270-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com