| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCA84C643 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCA84C643 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 40 page ![]() Table 2 Differences between the types PCA84C44X, PCA84C64X and PCA84C84X In this table: yes = available; no = not available. FEATURE PCA... 84C440 84C441 84C443 84C444 84C640 84C641 84C643 84C644 84C840 84C841 84C843 84C844 OSD oscillator RC LC RC LC RC LC RC LC RC LC RC LC General purpose I/O lines 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 I2C-bus interface yes yes no no yes yes no no yes yes no no ROM 4 kbytes 6 kbytes 8 kbytes RAM 128 bytes 128 bytes 192 bytes Pin assignment Pin 29 T1 DOSC2 T1 DOSC2 T1 DOSC2 T1 DOSC2 T1 DOSC2 T1 DOSC2 Pin 34 DP1.4 T1 DP1.4 T1 DP1.4 T1 DP1.4 T1 DP1.4 T1 DP1.4 T1 Register DP1 (bit DP1.4) Pin yes no yes no yes no yes no yes no yes no Latch yes no yes no yes no yes no yes no yes no |