| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KS0708 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Samsung semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KS0708 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Samsung semiconductor |
|
7 / 27 page ![]() PRELIMINARY SPECIFICATION 64COM/128SEG DRIVE FOR DOT MATRIX LCD KS0708 7 M/M-96-D001 97-09-19 LCD Driver Outputs Name I/O Description C1 ~ C64 O LCD driver common output S1 ~ S128 O LCD driver segment output PCLK2 I Phase of internal shift clock (CLK2) ADC I Address Control signal of Y address counter. SHL I Selection of data shift direction PCLK2 Phase of Internal Shift Clock (CLK2) 0 Data shift at the falling edge of CLK2 1 Data shift at the rising edge of CLK2 ADC Segment output direction H S1 ¡æ S2 ....S63 ¡æ S65 ¡æ S66 ....S127 ¡æ S128 L S64 ¡æ S63 ....S2 ¡æ S1 ¡æ S128 ¡æ S127 ....S66 ¡æ S65 SHL Data shift direction H C1 ¡æ C2 ¡æ C3 .... C62 ¡æ C63 ¡æ C64 L C64 ¡æ C63 ¡æ C62 .... C3 ¡æ C2 ¡æ C1 |