| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPSD323X bảng dữ liệu(PDF) 171 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD323X bảng dữ liệu(HTML) 171 Page - STMicroelectronics |
|
171 / 176 page ![]() 171/176 µPSD323X Table 142. TQFP52 – 52-lead Plastic Quad Flatpack Package Mechanical Data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A – – 1.75 – – 0.069 A1 – 0.05 0.020 – 0.002 0.008 A2 – 1.25 1.55 – 0.049 0.061 b – 0.02 0.04 – 0.007 0.016 c – 0.07 0.23 – 0.002 0.009 D 12.00 – – 0.473 – – D1 10.00 – – 0.394 – – D2 E 12.00 – – 0.473 – – E1 10.00 – – 0.394 – – E2 e 0.65 – – 0.026 – – L – 0.45 0.75 – 0.018 0.030 L1 1.00 – – 0.039 – – α –0 ° 7 ° –0 ° 7 ° n52 52 Nd 13 13 Ne 13 13 CP – – 0.10 – – 0.004 |