công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC82L52 bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Megawin Technology Co., Ltd

tên linh kiện MPC82L52
Giải thích chi tiết về linh kiện  Interrupt controller
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEGAWIN [Megawin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.megawin.com.tw/megawin_EN/Index.asp
Logo MEGAWIN - Megawin Technology Co., Ltd

MPC82L52 bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Megawin Technology Co., Ltd

Back Button MPC82L52 Datasheet HTML 58Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 59Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 60Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 61Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 62Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 63Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 64Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 65Page - Megawin Technology Co., Ltd MPC82L52 Datasheet HTML 66Page - Megawin Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 144 page
background image
62
MPC82x52 Data Sheet
MEGAWIN
(2). Required Function: Select Timer 0 clock source from SYSCLK (enable T0X12)
Assembly Code Example:
T0M0
EQU
01h
T0M1
EQU
02h
PT0
EQU
02h
PT0H
EQU
02h
T0X12
EQU
80h
ORG
0000h
JMP
main
ORG
0000Bh
time0_isr:
to do
…
RETI
main:
ORL
AUXR, #T0X12
; Select SYSCLK/1 for Timer 0 clock input
CLR
TF0
; Clear Timer 0 Flag
ORL
IP,#PT0
; Select Timer 0 interrupt priority
ORL
IPH,#PT0H
;
SETB
ET0
; Enable Timer 0 interrupt
SETB
EA
; Enable global interrupt
MOV
TH0, #(256 - 240)
;interrupt interval 20us
MOV
TL0, #(256 - 240)
;
ANL
TMOD,#0F0h
; Set Timer 0 to Mode 2
ORL
TMOD,#T0M1
;
SETB
TR0
; Start Timer 0 running
JMP
$
C Code Example:
#define T0M0
0x01
#define T0M1
0x02
#define PT0
0x02
#define PT0H
0x02
#define T0X12
0x80
AUXR |= T0X12
TF0 = 0;
IP |= PT0;
// Select Timer 0 interrupt priority
IPH |= PT0H;
ET0 = 1;
// Enable Timer 0 interrupt
EA = 1;
// Enable global interrupt
TH0 = TL0 = (256 - 240);
TMOD &= 0xF0;
// Set Timer 0 to Mode 2
TMOD |= T0M1;
TR0 = 1;
// Start Timer 0 running



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com