công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F413CGU6 bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F413CGU6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-Cortex-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, up to 1.5MB Flash, 320KB RAM, USB OTG FS, 1 ADC, 2 DACs, 2 DFSDMs
PDF  207 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F413CGU6 bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F413CGU6 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32F413CGU6 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 207 page
background image
Electrical characteristics
STM32F413xG/H
96/207
DocID029162 Rev 2
3.
When the ADC is ON (ADON bit set in the ADC_CR2), add an additional power consumption of 1.6mA per ADC for the
analog part.
4. Tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More