công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MLX75305 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Melexis Microelectronic Systems

tên linh kiện MLX75305
Giải thích chi tiết về linh kiện  Light-to-Voltage SensorEyeC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MELEXIS [Melexis Microelectronic Systems]
Trang chủ  http://www.melexis.com
Logo MELEXIS - Melexis Microelectronic Systems

MLX75305 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Melexis Microelectronic Systems

  MLX75305 Datasheet HTML 1Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 2Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 3Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 4Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 5Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 6Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 7Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 8Page - Melexis Microelectronic Systems MLX75305 Datasheet HTML 9Page - Melexis Microelectronic Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
MLX75305
Datasheet
Page 2 of 12
REVISION 9 - OCTOBER 17, 2016
[390107530501]
5. Ordering Information
Product
Temperature
Package
Option Code
Packing Form
MLX75305
K (-40°C to 125°C)
XD
AAA-000
RE
MLX75305
K (-40°C to 125°C)
XD
ABA-000
RE
Legend:
Temperature Code:
K for Temperature Range -40°C to 125°C
Package Code:
XD for SOIC-8 package
Option Code:
AAA-xxx: Responsivity Gain10
ABA-xxx: Responsivity Gain1
Packing Form:
RE for Reel
Ordering Example:
MLX75305EXD-AAA-000-RE
Table 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com