công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SST49LF080A bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Microchip Technology

tên linh kiện SST49LF080A
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 Mbit LPC Flash
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

SST49LF080A bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Microchip Technology

Back Button SST49LF080A Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology SST49LF080A Datasheet HTML 35Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 50 page
background image
©2014 Silicon Storage Technology, Inc.
DS20005086B
11/14
31
8 Mbit LPC Flash
SST49LF080A
Data Sheet
AC Characteristics
Table 20: Read/Write Cycle Timing Parameters, VDD=3.0-3.6V (LPC Mode)
Symbol
Parameter
Min
Max
Units
TCYC
Clock Cycle Time
30
ns
TSU
Data Set Up Time to Clock Rising
7
ns
TDH
Clock Rising to Data Hold Time
0
ns
TVAL1
1. Minimum and maximum times have different loads. See PCI spec.
Clock Rising to Data Valid
2
11
ns
TBP
Byte Programming Time
20
µs
TSE
Sector-Erase Time
25
ms
TBE
Block-Erase Time
25
ms
TON
Clock Rising to Active (Float to Active Delay)
2
ns
TOFF
Clock Rising to Inactive (Active to Float Delay)
28
ns
T20.0 25026
Table 21: AC Input/Output Specifications (LPC Mode)
Symbol
Parameter
Min
Max
Units
Conditions
IOH(AC)
Switching Current
High
-12 VDD
-17.1(VDD-VOUT)
Equation
C1
1. See PCI spec.
mA
mA
0< VOUT 0.3 VDD
0.3 VDD <VOUT < 0.9 VDD
0.7 VDD <VOUT <VDD
(Test Point)
-32 VDD
mA
VOUT = 0.7 VDD
IOL(AC)
Switching Current
Low
16 VDD
26.7 VOUT
Equation
D1
mA
mA
VDD >VOUT  0.6 VDD
0.6 VDD >VOUT > 0.1 VDD
0.18 VDD >VOUT >0
(Test Point)
38 VDD
mA
VOUT = 0.18 VDD
ICL
Low Clamp Current
-25+(VIN+1)/0.015
mA
-3 < VIN -1
ICH
High Clamp Current
25+(VIN-VDD-1)/0.015
mA
VDD+4 > VIN  VDD+1
slewr2
2. PCI specification output load is used.
Output Rise Slew
Rate
1
4
V/ns
0.2 VDD-0.6 VDD load
slewf2
Output Fall Slew
Rate
1
4
V/ns
0.6 VDD-0.2 VDD load
T21.0 25026



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com