| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L081CB bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L081CB bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 110 page ![]() Pin descriptions STM32L081xx 36/110 DocID027513 Rev 4 10 10 14 PA4 I/O TC - SPI1_NSS, USART2_CK, TIM22_ETR COMP1_INM, COMP2_INM, ADC_IN4 11 11 15 PA5 I/O TC - SPI1_SCK, TIM2_ETR, TIM2_CH1 COMP1_INM, COMP2_INM, ADC_IN5 12 12 16 PA6 I/O FT - SPI1_MISO, TIM3_CH1, LPUART1_CTS, TIM22_CH1, EVENTOUT, COMP1_OUT ADC_IN6 13 13 17 PA7 I/O FT - SPI1_MOSI, TIM3_CH2, TIM22_CH2, EVENTOUT, COMP2_OUT ADC_IN7 14 14 18 PB0 I/O FT - EVENTOUT, TIM3_CH3 ADC_IN8, VREF_OUT 15 15 19 PB1 I/O FT - TIM3_CH4, LPUART1_RTS_DE ADC_IN9, VREF_OUT - - 20 PB2 I/O FT - LPTIM1_OUT, I2C3_SMBA - - - 21 PB10 I/O FT - TIM2_CH3, LPUART1_TX, SPI2_SCK, I2C2_SCL, LPUART1_RX - -- 22 PB11 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH4, LPUART1_RX, I2C2_SDA, LPUART1_TX - 16 16 23 VSS S - - - 17 17 24 VDD S - - - - - 25 PB12 I/O FT - SPI2_NSS/I2S2_WS, LPUART1_RTS_DE, I2C2_SMBA, EVENTOUT - Table 14. STM32L081xxx pin definition (continued) Pin number Pin name (function after reset) Note Alternate functions Additional functions |