công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SVFD1V685M bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NEC

tên linh kiện SVFD1V685M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface mount resin molded chip with Built-in fuse, Low blow-out current (2A)
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

SVFD1V685M bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NEC

Back Button SVFD1V685M Datasheet HTML 3Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 4Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 5Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 6Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 7Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 8Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 9Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 10Page - NEC SVFD1V685M Datasheet HTML 11Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
SV/F SERIES
7
DATA SHEET EC0003EJ3V1DS00
Resistance to soldering (immersing at 260˚C for 10 sec.)
(reference data)
6
4
2
0
–2
–4
–6
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.1
0.01
0.001
35 V/ 1 F
µ
Final
Initial
6
4
2
0
–2
–4
–6
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.1
0.01
0.001
10 V/ 33 F
µ
Final
Initial



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com