công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CHR3763-QDG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - United Monolithic Semiconductors

tên linh kiện CHR3763-QDG
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-16GHz Integrated Down Converter
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UMS [United Monolithic Semiconductors]
Trang chủ  http://www.ums-gaas.com
Logo UMS - United Monolithic Semiconductors

CHR3763-QDG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - United Monolithic Semiconductors

Back Button CHR3763-QDG Datasheet HTML 4Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 5Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 6Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 7Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 8Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 9Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 10Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 11Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 12Page - United Monolithic Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
CHR3763-QDG
12-16GHz Integrated Down Converter
Ref. : DSCHR3763-QDG3324 - 20 Nov 13
8/16
Specifications subject to change without notice
Bât. Charmille - Parc SILIC - 10, Avenue du Québec - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - France
Tel.: +33 (0) 1 69 86 32 00 - Fax: +33 (0) 1 69 86 34 34
Typical Board Measurements
Tamb.= +25°C, VD1= VD2= VD3= +3V, VG4= -1V, P_LO = +5dBm
Conversion Gain versus temperature at IF = 1GHz
(USB & LSB modes)
Conversion Gain versus temperature at IF = 3.5GHz
(USB & LSB modes)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
RF Frequency (GHz)
LSB at 85°C
USB at 85°C
LSB at 25°C
USB at 25°C
LSB at -40°C
USB at -40°C
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
RF Frequency (GHz)
LSB at 85°C
USB at 85°C
LSB at 25°C
USB at 25°C
LSB at -40°C
USB at -40°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com