công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CHR3763-QDG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - United Monolithic Semiconductors

tên linh kiện CHR3763-QDG
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-16GHz Integrated Down Converter
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UMS [United Monolithic Semiconductors]
Trang chủ  http://www.ums-gaas.com
Logo UMS - United Monolithic Semiconductors

CHR3763-QDG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - United Monolithic Semiconductors

  CHR3763-QDG Datasheet HTML 1Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 2Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 3Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 4Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 5Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 6Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 7Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 8Page - United Monolithic Semiconductors CHR3763-QDG Datasheet HTML 9Page - United Monolithic Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
12-16GHz Integrated Down Converter
CHR3763-QDG
Ref. : DSCHR3763-QDG3324 - 20 Nov 13
3/16
Specifications subject to change without notice
Bât. Charmille - Parc SILIC - 10, Avenue du Québec - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - France
Tel.: +33 (0) 1 69 86 32 00 - Fax: +33 (0) 1 69 86 34 34
Absolute Maximum Ratings (1)
Tamb.= +25°C
Symbol
Parameter
Values
Unit
Vdx
Drain bias voltage
3.5
V
Id
Drain bias current
120
mA
VG1,VG2 LNA gate bias voltages
-2 to +0.4
V
VG3
LO buffer gate bias voltage
-2 to +0.4
V
VG4
Mixer gate bias voltage
-2 to +0.4
V
P_RF
Maximum peak input power overdrive (2)
+15
dBm
P_LO
Maximum LO input power
+10
dBm
Tj
Junction temperature
175
°C
Ta
Operating temperature range
-40 to +85
°C
Tstg
Storage temperature range
-55 to +150
°C
(1) Operation of this device above anyone of these parameters may cause permanent
damage.
(2) Duration < 1s.
Typical Bias Conditions
Tamb.= +25°C
Symbol
Pad No
Parameter
Values
Unit
VDx
13,15,18
DC drain voltages
3
V
Id
13,15,18
Total drain current
80
mA
VG1
12
1st stage LNA DC gate voltage (14mA)
-0.52
V
VG2
14
2nd stage LNA DC gate voltage (31mA)
-0.46
V
VG3
19
LO buffer DC gate voltage (35mA)
-0.46
V
VG4
17
Mixer DC gate voltage
-1
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com