| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST16C552AIJ68 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST16C552AIJ68 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Exar Corporation |
|
33 / 39 page ![]() 33 ST16C552/552A Rev. 3.40 Receive timing in FIFO mode STOP BIT PARITY BIT DATA BITS (5-8) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 START BIT RX First byte that reaches the trigger level -RXRDY -IOR T25d T26d X552-RX-3 Active Data Ready Active |