công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB9261IPAPRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB9261IPAPRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB 3.0 TO SATA BRIDGE
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB9261IPAPRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TUSB9261IPAPRQ1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
TUSB9261-Q1
www.ti.com
SLLSEE2A – JANUARY 2014 – REVISED JANUARY 2014
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (continued)
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
MIN
NOM
MAX
UNIT
USB 2.0 DM/DP
0
VDD33
SuperSpeed USB TXM/P and RXM/P
0
VDD33
VIO
SATA TXM/P and RXM/P
0
VDD33
V
XI/XO
0
1.8
3.3V Tolerant I/O
0
VDD33
VUSB_VBUS Voltage at USB_VBUS PAD
0
1.155
V
TA
Operating free-air temperature range
-40
85
°C
TJ
Operating junction temperature range
-40
105
°C
Copyright © 2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links :TUSB9261-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com