công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB8020BPHPR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB8020BPHPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two-Port USB 3.0 Hub
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB8020BPHPR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TUSB8020BPHPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 43 page
background image
TUSB8020B
www.ti.com
SLLSEF6A – JULY 2014 – REVISED JULY 2014
8.5.1.9 Port Used Configuration Register (offset = 8h) [reset = 0h]
Figure 11. Register Offset 8h
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
R
R
R
R
R
R
R
R
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; –n = value after reset
Table 12. Port Used Configuration Register
Bit
Field
Type
Reset
Description
7:0
RSVD
R
0h
Reserved. Read only.
8.5.1.10 PHY Custom Configuration Register (offset = 9h) [reset = 0h]
Figure 12. Register Offset 9h
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
R
R
R/W
R
R
R
R/W
R/W
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; –n = value after reset
Table 13. PHY Custom Configuration Register
Bit
Field
Type
Reset
Description
7:6
RSVD
R
0h
Reserved. Read only, returns 0 when read.
5
RSVD
R/W
0h
Reserved. This bit is reserved and should not be altered from the default.
4:2
RSVD
R
0h
Reserved. Read only, returns 0 when read.
1:0
RSVD
R/W
0h
Reserved. This field is reserved and should not be altered from the default.
Copyright © 2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
19
Product Folder Links: TUSB8020B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com