công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRGP20B60PD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRGP20B60PD
Giải thích chi tiết về linh kiện  WARP2 SERIES IGBT WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRGP20B60PD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRGP20B60PD Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
IRGP20B60PD
8
www.irf.com
Fig.C.T.1 - Gate Charge Circuit (turn-off)
Fig.C.T.2 - RBSOA Circuit
L
Rg
80 V
DUT
480V
1K
VCC
DUT
0
L
Fig.C.T.4 - Resistive Load Circuit
Rg
VCC
DUT
R =
VCC
ICM
Fig.C.T.3 - Switching Loss Circuit
Fig. C.T.5 - Reverse Recovery Parameter
Test Circuit
REVERSE RECOVERY CIRCUIT
IRFP250
D.U.T.
L = 70µH
V
= 200V
R
0.01
Ω
G
D
S
dif/dt
ADJUST
PFC diode
L
Rg
VCC
DUT /
DRIVER



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com