công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRGP20B60PD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRGP20B60PD
Giải thích chi tiết về linh kiện  WARP2 SERIES IGBT WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRGP20B60PD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRGP20B60PD Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRGP20B60PD Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRGP20B60PD
www.irf.com
5
Fig. 14 - Typ. Switching Time vs. RG
TJ = 125°C; L = 200µH; VCE = 390V, ICE = 13A; VGE = 15V
Diode clamp used: 8ETH06 (See C.T.3)
Fig. 13 - Typ. Energy Loss vs. RG
TJ = 125°C; L = 200µH; VCE = 390V, ICE = 13A; VGE = 15V
Diode clamp used: 8ETH06 (See C.T.3)
Fig. 16- Typ. Capacitance vs. VCE
VGE= 0V; f = 1MHz
Fig. 15- Typ. Output Capacitance
Stored Energy vs. VCE
Fig. 17 - Typical Gate Charge vs. VGE
ICE = 13A
0
5
10
15
20
25
30
35
RG (Ω)
50
100
150
200
250
EON
EOFF
0
10
20
30
40
RG (Ω)
1
10
100
1000
tR
tdOFF
tF
tdON
0
1020
3040
5060
7080
Q G, Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
400V
0
100
200
300
400
500
600
700
VCE (V)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
VCE (V)
1
10
100
1000
10000
Cies
Coes
Cres
Fig. 18 - Normalized Typical VCE(on) vs. Junc-
tion Temperature
ICE = 13A, VGE = 15V
-50
0
50
100
150
200
TJ, Junction Temperature (°C)
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com