công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343ZFEQ bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343ZFEQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C28343ZFEQ bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 170 page
background image
Mailbox Enable - CANME
Mailbox Direction - CANMD
Transmission Request Set - CANTRS
Transmission Request Reset - CANTRR
Transmission Acknowledge - CANTA
Abort Acknowledge - CANAA
Received Message Pending - CANRMP
Received Message Lost - CANRML
Remote Frame Pending - CANRFP
Global Acceptance Mask - CANGAM
Master Control - CANMC
Bit-Timing Configuration - CANBTC
Error and Status - CANES
Transmit Error Counter - CANTEC
Receive Error Counter - CANREC
Global Interrupt Flag 0 - CANGIF0
Global Interrupt Mask - CANGIM
Mailbox Interrupt Mask - CANMIM
Mailbox Interrupt Level - CANMIL
Overwrite Protection Control - CANOPC
TX I/O Control - CANTIOC
RX I/O Control - CANRIOC
Time Stamp Counter - CANTSC
Global Interrupt Flag 1 - CANGIF1
Time-Out Control - CANTOC
Time-Out Status - CANTOS
Reserved
eCAN-B Control and Status Registers
Message Identifier - MSGID
63E8h-63E9h
Message Control - MSGCTRL
Message Data Low - MDL
Message Data High - MDH
Message Mailbox (16 Bytes)
Control and Status Registers
6200h
623Fh
Local Acceptance Masks (LAM)
(32 x 32-Bit RAM)
6240h
627Fh
6280h
62BFh
62C0h
62FFh
eCAN-B Memory (512 Bytes)
Message Object Time Stamps (MOTS)
(32 x 32-Bit RAM)
Message Object Time-Out (MOTO)
(32 x 32-Bit RAM)
Mailbox 0
6300h-6307h
Mailbox 1
6308h-630Fh
Mailbox 2
6310h-6317h
Mailbox 3
6318h-631Fh
eCAN-B Memory RAM (512 Bytes)
Mailbox 4
6320h-6327h
Mailbox 28
63E0h-63E7h
Mailbox 29
63E8h-63EFh
Mailbox 30
63F0h-63F7h
Mailbox 31
63F8h-63FFh
63EAh-63EBh
63ECh-63EDh
63EEh-63EFh
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
SPRS516D – MARCH 2009 – REVISED AUGUST 2012
www.ti.com
Figure 4-12. eCAN-B Memory Map
82
Peripherals
Copyright © 2009–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344 TMS320C28343, TMS320C28342,
TMS320C28341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com