công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343ZFEQ bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343ZFEQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C28343ZFEQ bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFEQ Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 170 page
background image
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
www.ti.com
SPRS516D – MARCH 2009 – REVISED AUGUST 2012
Table 3-5. Peripheral Frame 2 Registers
NAME
ADDRESS RANGE
SIZE (x16)
System Control Registers
0x00 7010 – 0x00 702F
32
SPI-A Registers
0x00 7040 – 0x00 704F
16
SCI-A Registers
0x00 7050 – 0x00 705F
16
External Interrupt Registers
0x00 7070 – 0x00 707F
16
SCI-B Registers
0x00 7750 – 0x00 775F
16
SCI-C Registers
0x00 7770 – 0x00 777F
16
SPI-D Registers
0x00 7780 – 0x00 778F
16
I2C-A Registers
0x00 7900 – 0x00 793F
64
Table 3-6. Peripheral Frame 3 Registers
NAME
ADDRESS RANGE
SIZE (x16)
McBSP-A Registers
0x00 5000 – 0x00 503F
64
McBSP-B Registers
0x00 5040 – 0x00 507F
64
3.4
Device Emulation Registers
These registers are used to control the protection mode of the C28x CPU and to monitor some critical
device signals. The registers are defined in Table 3-7.
Table 3-7. Device Emulation Registers
ADDRESS
NAME
SIZE (x16)
DESCRIPTION
RANGE
0x0880
DEVICECNF
2
Device Configuration Register
0x0881
PARTID
0x0882
1
Part ID Register
TMS320C28346
0xFFD0
TMS320C28345
0xFFD1
TMS320C28344
0xFFD2
TMS320C28343
0xFFD3
TMS320C28342
0xFFD4
TMS320C28341
0xFFD5
REVID
0x0883
1
Revision ID
0x0000 - Silicon Rev. 0 - TMS
Register
PROTSTART
0x0884
1
Block Protection Start Address Register
PROTRANGE
0x0885
1
Block Protection Range Address Register
Copyright © 2009–2012, Texas Instruments Incorporated
Functional Overview
47
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344 TMS320C28343, TMS320C28342,
TMS320C28341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com