công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA400A bảng dữ liệu(PDF) 116 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA400A
Giải thích chi tiết về linh kiện  XMRADIO SDARS CHANNEL DECODER
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA400A bảng dữ liệu(HTML) 116 Page - STMicroelectronics

Back Button STA400A Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STA400A Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 116 / 117 page
background image
STA400A
116/117
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.60
0.063
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
1.35
1.40
1.45
0.053
0.055
0.057
B
0.17
0.22
0.27
0.007
0.009
0.011
C
0.09
0.20
0.003
0.008
D
22.00
0.866
D1
20.00
0.787
D3
17.50
0.689
e
0.50
0.020
E
22.00
0.866
E1
20.00
0.787
E3
17.50
0.689
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1.00
0.0393
K
3.5˚ (min.), 7˚(max.)
TQFP144
(20x20x1.40mm)
0099183
Note 1: Exact shape of each corner is optional



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More